PART |
Description |
Maker |
1N5223BT50R 1N5231BTR 1N5231BT26A 1N5231BT50A 1N52 |
surface mount silicon Zener diodes 6.2 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 16V, 0.5W Zener Diode 33V, 0.5W Zener Diode 12V, 0.5W Zener Diode 13V, 0.5W Zener Diode 10V, 0.5W Zener Diode 25V, 0.5W Zener Diode 22V, 0.5W Zener Diode 30V, 0.5W Zener Diode 15V, 0.5W Zener Diode 27V, 0.5W Zener Diode 6.8V, 0.5W Zener Diode 11V, 0.5W Zener Diode 6.0V, 0.5W Zener Diode 4.7V, 0.5W Zener Diode 8.7V, 0.5W Zener Diode 6.2V, 0.5W Zener Diode 8.2V, 0.5W Zener Diode 9.1V, 0.5W Zener Diode 7.5V, 0.5W Zener Diode 4.3V, 0.5W Zener Diode 3.9V, 0.5W Zener Diode 3.6V, 0.5W Zener Diode 2.4V, 0.5W Zener Diode 3.3V, 0.5W Zener Diode 5.6V, 0.5W Zener Diode 5.1V, 0.5W Zener Diode 2.7V, 0.5W Zener Diode 14V, 0.5W Zener Diode 18V, 0.5W Zener Diode 20V, 0.5W Zener Diode 24V, 0.5W Zener Diode 19V, 0.5W Zener Diode
|
Fairchild Semiconductor, Corp.
|
1N5271 1N5230 1N5256 1N5248 1N5223 1N5267 1N5272 1 |
Pd=500mW, Vz=87V zener diode Pd=500mW, Vz=27V zener diode Pd=500mW, Vz=22V zener diode MVSTBW 2,5/ 3-ST BK MSTBW 2.5/12-G 500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts Pd=500mW, Vz=36V zener diode Pd=500mW, Vz=19V zener diode
|
MCC Micro Commercial Compon... Micro Commercial Components Corp. http://
|
CMZ5356B CMZ5364B CMZ5349B CMZ5345B CMZ5381B CMZ53 |
HIGH POWER ZENER DIODE 6.8 VOLTS THRU 200 VOLTS 5.0W, 5% TOLERANCE
|
CENTRAL[Central Semiconductor Corp]
|
1N5232A 1N5221A 1N5221B 1N5221C 1N5221D 1N5270B 1N |
22 V, 5.6 mA, zener diode 13 V, 9.5 mA, zener diode 36 V, 3.4 mA, zener diode 3.3 V, 20 mA, zener diode 30 V, 4.2 mA, zener diode 15 V, 8.5 mA, zener diode 8.7 V, 20 mA, zener diode 2.5 V, 20 mA, zener diode 62 V, 2.0 mA, zener diode 3.3 V, 20 mA, zener diode 19 V, 6.6 mA, zener diode 33 V, 3.8 mA, zener diode 56 V, 2.2 mA, zener diode 11 V, 20 mA, zener diode 28 V, 4.5 mA, zener diode 24 V, 5.2 mA, zener diode 60 V, 2.1 mA, zener diode 60 V, 2.1 mA, zener diode 39 V, 3.2 mA, zener diode 39 V, 3.2 mA, zener diode 17 V, 7.4 mA, zener diode 14 V, 9.0 mA, zener diode 12 V, 20 mA, zener diode 18 V, 7.0 mA, zener diode 5.6 V, 20 mA, zener diode 82 V, 1.5 mA, zener diode 87 V, 1.4 mA, zener diode 4.7 V, 20 mA, zener diode 47 V, 2.7 mA, zener diode 7.5 V, 20 mA, zener diode 110 V, 1.1 mA, zener diode 2.8 V, 20 mA, zener diode 24 V, 5.2 mA, zener diode 28 V, 4.5 mA, zener diode 25 V, 5.0 mA, zener diode 1N52 SERIES ZENER DIODES FKC 2.5/6-STF Low Current Operation at 250??A???Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250??A?・¥?????μ?μ?????°????????????μ?μ?????????a?£°???é???o3?o???????) 50μA低电流操作,低反向漏,低噪声稳压二极管(250μA工作电流,小反向漏电流,低噪声,齐纳二极管) Low Current Operation at 250??A???Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250??A?・¥?????μ?μ?????°????????????μ?μ?????????a?£°???é???o3?o???????) 250μA低电流操作,低反向漏,低噪声稳压二极管(250μA工作电流,小反向漏电流,低噪声,齐纳二极管) Low Current Operation at 250?录A茂录?Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250?录A氓路楼盲陆?莽?碌忙碌?茫??氓掳?氓??氓??忙录?莽?碌忙碌?茫??盲陆?氓?陋氓拢掳茫??茅陆?莽潞鲁盲潞?忙??莽庐隆) 2.5 V, 20 mA, zener diode 36 V, 3.4 mA, zener diode 9.1 V, 20 mA, zener diode 11 V, 20 mA, zener diode 62 V, 2.0 mA, zener diode 110 V, 1.1 mA, zener diode 3.9 V, 20 mA, zener diode 82 V, 1.5 mA, zener diode 16 V, 7.8 mA, zener diode 12 V, 20 mA, zener diode 3.9 V, 20 mA, zener diode 43 V, 3.0 mA, zener diode 68 V, 1.8 mA, zener diode 68 V, 1.8 mA, zener diode 56 V, 2.2 mA, zener diode 30 V, 4.2 mA, zener diode 43 V, 3.0 mA, zener diode 6.2 V, 20 mA, zener diode 3.0 V, 20 mA, zener diode 33 V, 3.8 mA, zener diode 14 V, 9.0 mA, zener diode 8.2 V, 20 mA, zener diode 2.8 V, 20 mA, zener diode 6.8 V, 20 mA, zener diode 75 V, 1.7 mA, zener diode 10 V, 20 mA, zener diode 47 V, 2.7 mA, zener diode 75 V, 1.7 mA, zener diode 51 V, 2.5 mA, zener diode 100 V, 1.3 mA, zener diode 8.7 V, 20 mA, zener diode 22 V, 5.6 mA, zener diode
|
LRC[Leshan Radio Company] 乐山无线电股份有限公 Leshan Radio Company, Ltd.
|
1N5582B 1N5560B 1N5584B 1N5559B 1N5569B 1N5565B 1N |
1.0 WATT ZENER DIODE 6.8 VOLTS to 200 VOLTS 5% TOLERANCE
|
New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. New Jersey Semi-Conduct...
|
1EZ150D5 1EZ180D5 1EZ160D5 1EZ200D5 1EZ110D5 1EZ12 |
Pd=1.0W, Vz=190V zener diode surface mount silicon Zener diodes 180 V, 1 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-41 1.0 W Silicon Zener Diodes 100 to 200 Volts
|
Micro Commercial Compon... Micro Commercial Components, Corp. Micro Commercial Components Corp. MCC[Micro Commercial Components] http://
|
BZT52B16LS BZT52B75LS |
200 mW Zener Diode 2.4~75 Volts
|
Micro Commercial Compon...
|
1N5938B 1N5936B |
1.5 Watt Zener Diode 11 to 200 Volts
|
Micro Commercial Components
|
1N5929B 1N5937B 1N5949B 1N5950B 1N5932B 1N5913B |
SILICON ZENER DIODE 1.5 WATT, 3.3 THRU 200 VOLTS
|
Central Semiconductor Corp
|
SMB3EZ82D5 SMB3EZ12D5 SMB3EZ130D5 SMB3EZ10D5 SMB3E |
3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.6-200 Volts
|
Micro Commercial Compon...
|
|